データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MKTGA30M0AALP00B05 データシート(PDF) 2 Page - Murata Manufacturing Co., Ltd.

部品番号 MKTGA30M0AALP00B05
部品情報  Traps for TV/VCR
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MURATA [Murata Manufacturing Co., Ltd.]
ホームページ  http://www.murata.com
Logo MURATA - Murata Manufacturing Co., Ltd.

MKTGA30M0AALP00B05 データシート(HTML) 2 Page - Murata Manufacturing Co., Ltd.

  MKTGA30M0AALP00B05 Datasheet HTML 1Page - Murata Manufacturing Co., Ltd. MKTGA30M0AALP00B05 Datasheet HTML 2Page - Murata Manufacturing Co., Ltd. MKTGA30M0AALP00B05 Datasheet HTML 3Page - Murata Manufacturing Co., Ltd. MKTGA30M0AALP00B05 Datasheet HTML 4Page - Murata Manufacturing Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Filters for Audio Visual Equipment
10
SAW Filters for TV/VCR
o Chip Type
(1) : Ground
(2) : Ground
(3) : Output
(4) : Output
(5) : Ground
(6) : Input
: Vendor's Code
: EIAJ Monthly code
(in mm)
9.6
±0.2
5.1
±0.2
2.0 max.
0.6
±0.2
1.0
±0.1
1.5
±0.1
2.55
±0.1
2.3
±0.1
2.3
±0.1
2.5
±0.1
2.5
±0.1
(1)
(2)
(3)
(6)
(5)
(4)
(1)
(2)
(3)
(6)
(5)
(4)
Electrode
Part Number
Insertion Loss
(dB)
Picture
Carrier
(dB)
Chroma
Carrier
(dB)
Sound
Carrier
(dB)
Adjacent
Sound Carrier
(dB)
Adjacent
Picture Carrier
(dB)
Spurious
Response (1)
(dB)
Spurious
Response (2)
(dB)
SAFJA33M4VCBZ00R03
30.0 max.
30 min.
14.0 min.
-
30 min.
35 min.
25 min.
[0 to 30.90MHz]
25 min.
[40.40 to 46.00MHz]
SAFJA38M9VVBZ00R03
24.0 max.
4.5
±1.2
4.5
±1.5
20 min.
35 min.
35 min.
30 min.
[0 to 31.90MHz]
30 min.
[40.40 to 47.00MHz]
SAFJA41M2VC0Z00R03
16.0 max.
40 min.
17 min.
-
40 min.
37 min.
28 min.
[0 to 39.75MHz]
28 min.
[43.75 to 56.00MHz]
SAFJA41M2VD0Z00R03
18.0 max.
0.0
±3.0
18 min.
-
35 min.
35 min.
30 min.
[0 to 39.75MHz]
30 min.
[47.25 to 55.00MHz]
SAFJA45M7VA0Z00R03
22.5 max.
4.5
±1.2
4.8
±1.5
19
±3.0
35 min.
40 min.
30 min.
[0 to 39.75MHz]
30 min.
[47.25 to 56.00MHz]
SAFJA45M7VVBZ00R03
22.0 max.
4.5
±1.2
4.7
±1.5
25 min.
40 min.
40 min.
30 min.
[0 to 39.75MHz]
30 min.
[47.25 to 56.00MHz]
SAFJA54M2VC0Z00R03
16.0 max.
40 min.
17 min.
-
40 min.
37 min.
28 min.
[0 to 52.75MHz]
30 min.
[56.75 to 70.00MHz]
SAFJA54M7VD0Z00R03
21.0 max.
0.0
±3.0
18 min.
-
33 min.
33 min.
28 min.
[0 to 52.75MHz]
28 min.
[60.25 to 70.00MHz]
SAFJA58M7VBPZ00R03
21.0 max.
4
±1.2
1.8
±1.0
19.5
±3.0
40 min.
43 min.
30 min.
[0 to 52.75MHz]
25 min.
[60.25 to 70.00MHz]
SAFJA58M7VH0Z00R03
17.5 max.
4.2
±1.2
4.2
±1.5
21
±3.0
40 min.
40 min.
30 min.
[0 to 52.75MHz]
30 min.
[60.25 to 70.00MHz]
SAFJA58M7VVBZ00R03
20.5 max.
4
±1.2
5
±1.5
25 min.
40 min.
40 min.
30 min.
[0 to 52.75MHz]
30 min.
[60.25 to 72.00MHz]
o Lead Type
0.6
±0.1
2.5
±0.2 2.5±0.2 2.5±0.2 2.5±0.2
1.8
±0.2
14.1 max.
Input Mark
Marking :
∗ :
Laser Printing
EIAJ Code
(in mm)
Input
Ground
Ground
Output
Output
(1) :
(2) :
(3) :
(4) :
(5) :
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
M
• This PDF catalog is downloaded from the website of Murata Manufacturing co., ltd. Therefore, it’s specifications are subject to change or our products in it may be discontinued without advance notice. Please check with our
sales representatives or product engineers before ordering.
• This PDF catalog has only typical specifications because there is no space for detailed specifications. Therefore, please approve our product specifications or transact the approval sheet for product specifications before ordering.
!Note
06.12.25



Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com