データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BCC04RY データシート(PDF) 2 Page - Balluff Korea Ltd.

部品番号 BCC04RY
部品情報  Double-Ended Cordsets
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  BALLUFF [Balluff Korea Ltd.]
ホームページ  https://www.balluff.com/en/kr/home/
Logo BALLUFF - Balluff Korea Ltd.

BCC04RY データシート(HTML) 2 Page - Balluff Korea Ltd.

  BCC04RY Datasheet HTML 1Page - Balluff Korea Ltd. BCC04RY Datasheet HTML 2Page - Balluff Korea Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Double-Ended Cordsets
BCC VC44-M413-3E-664-PX0350-003
Order Code: BCC04RY
Internet
www.balluff.com
eCl@ss 9.1: 27-06-03-11
Subject to change without notice: 241640
ETIM 6.0: EC001855
BCC04RY_0.89_2023-12-20
2 / 2
Mechanical data
Acceleration max., drag chain
5 m/s²
Cable jacket, color
black
Cable length L
0.30 m
Cable properties
drag chain compatible
Horizontal travel permitted, drag chain
5 m
Tightening torque pigtail
0.5 Nm/0.6 Nm
Traverse speed max., drag chain
200 m/min
Vertical travel permitted, drag chain
2 m
Remarks
Cable construction acc. to UL-AWM Style 20549
Halogen-free acc. to EN 50267-2-1
Silicone-free
Flame resistance per IEC 60332-2-2
* style C industry standard
Enclosure rating per IEC 60529 or 20653, only in screwed state with the associated mating piece.
Connector Drawings
I
PIN 1: brown
PIN 2: blue
PIN PE: green/yellow
II
PIN 3: blue
PIN 4: brown
PIN 5: green/yellow
Wiring Diagrams



Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com