| データシートサーチシステム |
|
LR4102 データシート(PDF) 25 Page - LSI Computer Systems |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LR4102 データシート(HTML) 25 Page - LSI Computer Systems |
|
25 / 32 page ![]() TinyRISC LR4102 Microprocessor 25 Pinouts Table 19 provides an alphabetical pinout list for the LR4102 256-pin PBGA. Table 19 LR4102 256-pin PBGA Pinout BIG_ENDIANP E18 CBEN0 A20 CBEN1 F18 CBEN2 Y9 CBEN3 W5 CWAITIP1 D10 CSHTSTP B18 DCLK T1 DEBUGMP P4 DEVSELN Y11 DIVA0 G17 DIVA1 K17 DIVC0 K18 DIVC1 L18 EXTAL B16 FADDRP0 K20 FADDRP1 K19 FADDRP2 L20 FADDRP3 L19 FADDRP4 M20 FADDRP5 M19 FADDRP6 N20 FADDRP7 N19 FADDRP8 P20 FADDRP9 P19 FADDRP10 R20 FADDRP11 R19 FADDRP12 T20 FADDRP13 T19 FADDRP14 U20 FADDRP15 U19 FADDRP16 V20 FADDRP17 V19 FADDRP18 W20 FADDRP19 Y20 FADDRP20 W19 FADDRP21 Y19 FADDRP22 V18 FADDRP23 Y18 FADDRP24 W18 FADDRP25 Y17 FADDRP26 W17 FADDRP27 Y16 FADDRP28 W16 FADP0 B19 FADP1 B20 FADP2 C19 FADP3 C20 FADP4 D19 FADP5 D20 FADP6 E19 FADP7 E20 FADP8 F20 FADP9 F19 FADP10 G20 FADP11 G19 FADP12 H20 FADP13 H19 FADP14 J20 FADP15 J19 FADP16 W9 FADP17 Y8 FADP18 W8 FADP19 Y7 FADP20 W7 FADP21 Y6 FADP22 W6 FADP23 Y5 FADP24 Y4 FADP25 W4 FADP26 Y3 FADP27 W3 FADP28 Y2 FADP29 W2 FADP30 Y1 FADP31 W1 FALEP Y13 FRAMEN W10 GNTN V2 GP0 V15 GP1 U14 GP2 V14 GP3 V13 GP4 U7 GP5 V6 GPIO0 T18 GPIO1 V16 GPIO2 V5 GPIO3 V3 GPRDN U9 GPWEN0 V10 GPWEN1 V9 GPWEN2 V8 GPWEN3 V7 ICECLKP A8 ICERXP B9 ICETXP A9 IDDTN D12 INTP0 A13 INTP1 B13 INTP2 C13 INTP3 A12 INTP4 A11 INTP5 A10 IRDYN Y10 JTAGALSOP C9 PBCLKP Y12 PCST10 T3 PCST11 R3 PCST12 P3 PLLENARSTP G18 PLLENP H18 PLLVDD1 A17 PLLVSS1 A18 PMON_OUTP B11 REQN V1 RESET_OUTN A14 RESETN A15 SCAN_ENABLEP C17 SCAN_INP J18 SCAN_MODEP C14 SCAN_OUTP B17 SCAN_RAMWEP D16 SD_CASN0_DMP0 N18 SD_CASN1_DMP1 P17 SD_CASN2_DMP2 Y14 SD_CASN3_DMP3 W14 SD_OEN_CASN M18 SD_RASN R18 SD_RASN0_CSN0 P18 SD_RASN1_CSN1 W15 SD_WEN_WEN M17 SDCLKP Y15 SDONEP W13 SELECT_CKOUT1N B14 SELECT_PLLN B15 STOPN W12 T0_OUTN C10 T1_OUTN B10 TCK U1 TDI_DINT T2 TDO_TPC R2 TMS U2 TN C11 TPC2 R1 TPC3 P2 TPC4 P1 TRDYN W11 TRST N3 VDD D14 VDD2 L3 VDD2 L4 VDD2 T4 VDD2 U3 VDD2 V11 VDD2 U11 VDD2 U16 VDD2 V17 VDD2 J 17 VDD2 E17 VDD2 D18 VDD2 D5 VDD2 C4 VDD4 D6 VDD4 D11 VDD4 D15 VDD4 F4 VDD4 F17 VDD4 K4 VDD4 L17 VDD4 R4 VDD4 R17 VDD4 U6 VDD4 U10 VDD4 U15 VSS A1 VSS C15 VSS C16 VSS2 D3 VSS2 E4 VSS2 M3 VSS2 M4 VSS2 V4 VSS2 U5 VSS2 V12 VSS2 U12 VSS2 U18 VSS2 T17 VSS2 C18 VSS2 A19 VSS2 D9 VSS4 D4 VSS4 D8 VSS4 D13 VSS4 D17 VSS4 H4 VSS4 H17 VSS4 N4 VSS4 N17 VSS4 U4 VSS4 U8 VSS4 U13 VSS4 U17 XTAL A16 Signal Solder Name Ball Signal Solder Name Ball Signal Solder Name Ball Signal Solder Name Ball |