| データシートサーチシステム |
|
STLD20D データシート(PDF) 26 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STLD20D データシート(HTML) 26 Page - STMicroelectronics |
|
26 / 31 page ![]() Package mechanical data STLD20D 26/31 DIM. mm. inch MIN. TYP MAX. MIN. TYP. MAX. A 0.80 0.90 1.00 0.032 0.035 0.039 A1 0.03 0.05 0.001 0.002 A2 0.65 0.70 0.75 0.026 0.028 0.030 A3 0.15 0.20 0.25 0.006 0.008 0.010 b 0.29 0.31 0.39 0.011 0.012 0.015 b1 0.17 0.30 0.007 0.012 D 3.00 0.118 D2 1.92 2.02 2.12 0.076 0.080 0.084 E 3.00 0.118 E2 1.11 1.21 1.31 0.044 0.048 0.052 e 0.65 0.026 K 0.20 0.008 L 0.20 0.29 0.45 0.008 0.011 0.018 L1 0.16 0.24 0.40 0.006 0.009 0.016 L2 0.13 0.005 r 0.15 0.006 r1 0.15 0.006 QFN8 (3x3) MECHANICAL DATA 7517789 |