| データシートサーチシステム |
|
MPC5200B データシート(PDF) 64 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MPC5200B データシート(HTML) 64 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
64 / 78 page ![]() MPC5200B Data Sheet, Rev. 1 Package Description Freescale Semiconductor 64 PCI_TRDY I/O VDD_IO PCI PCI Local Plus LP_ACK I/O VDD_IO DRV8 TTL PULLUP LP_ALE I/O VDD_IO DRV8 TTL LP_OE I/O VDD_IO DRV8 TTL LP_RW I/O VDD_IO DRV8 TTL LP_TS I/O VDD_IO DRV8 TTL LP_CS0 I/O VDD_IO DRV8 TTL LP_CS1 I/O VDD_IO DRV8 TTL LP_CS2 I/O VDD_IO DRV8 TTL LP_CS3 I/O VDD_IO DRV8 TTL LP_CS4 I/O VDD_IO DRV8 TTL LP_CS5 I/O VDD_IO DRV8 TTL ATA ATA_DACK I/O VDD_IO DRV8 TTL ATA_DRQ I/O VDD_IO DRV8 TTL PULLDOWN ATA_INTRQ I/O VDD_IO DRV8 TTL PULLDOWN ATA_IOCHRDY I/O VDD_IO DRV8 TTL PULLUP ATA_IOR I/O VDD_IO DRV8 TTL ATA_IOW I/O VDD_IO DRV8 TTL ATA_ISOLATION I/O VDD_IO DRV8 TTL Ethernet ETH_0 TX, TX_EN I/O VDD_IO DRV4 TTL ETH_1 RTS, TXD[0] I/O VDD_IO DRV4 TTL ETH_2 USB_TXP, RTS, TXD[1] I/O VDD_IO DRV4 TTL ETH_3 USB_PRTPWR, TXD[2] I/O VDD_IO DRV4 TTL ETH_4 USB_SPEED, TXD[3] I/O VDD_IO DRV4 TTL ETH_5 USB_SUPEND, TX_ER I/O VDD_IO DRV4 TTL ETH_6 USB_OE, RTS, MDC I/O VDD_IO DRV4 TTL ETH_7 TXN, MDIO I/O VDD_IO DRV4 TTL Table 52. MPC5200B Pinout Listing (continued) Name Alias Type Power Supply Output Driver Type Input Type Pull-up/ down |