データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MBR3505W データシート(PDF) 2 Page - Dc Components

部品番号 MBR3505W
部品情報  TECHNICAL SPECIFICATIONS OF SINGLE-PHASE SILICON BRIDGE RECTIFIER
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  DCCOM [Dc Components]
ホームページ  http://www.dccomponents.com
Logo DCCOM - Dc Components

MBR3505W データシート(HTML) 2 Page - Dc Components

  MBR3505W Datasheet HTML 1Page - Dc Components MBR3505W Datasheet HTML 2Page - Dc Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
R
DC COMPONENTS CO., LTD.
RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (MBR3505W THRU MBR3510W)
Single Phase Half Wave
60Hz Inductive or
Resistive Load
CASE TEMPERATURE, (oC)
0
50
100
150
FIG. 2 - TYPICAL FORWARD CURRENT DERATING CURVE
50
40
30
20
10
FIG. 1 - MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD SURGE CURRENT
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
1
2
5
10
20
50
100
0
500
200
400
100
8.3ms Single Half Sine-Wave
(JEDEC Mathod)
300
INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE, (V)
.6
.7
.8
.9
1.0
1.3
Pulse Width=300ms
1% Duty Cycle
FIG. 3 - TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD CHARACTERISTICS
100
10
1
.1
1.2
1.1
TJ=25oC
PERCENT OF RATED PEAK REVERSE VOLTAGE, (%)
0
20
40
60
80
100
120
140
FIG. 4 - TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS
10
1.0
.1
.01
TJ=25oC



Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com