| データシートサーチシステム |
|
SAA7284ZP データシート(PDF) 3 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SAA7284ZP データシート(HTML) 3 Page - NXP Semiconductors |
|
3 / 40 page ![]() 1996 Oct 24 3 Philips Semiconductors Preliminary specification Terrestrial digital sound decoder for conventional intercarrier PLL-IF systems SAA7284 QUICK REFERENCE DATA SYMBOL PARAMETER MIN. TYP. MAX. UNIT VDD supply voltage 4.5 5.0 5.5 V IDD supply current − 205 − mA fclk clock frequency − 8.192 − MHz Tamb operating ambient temperature −20 +25 +70 °C |