データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

B43890 データシート(PDF) 3 Page - EPCOS

部品番号 B43890
部品情報  Aluminum electrolytic capacitors
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  EPCOS [EPCOS]
ホームページ  http://www.epcos.com
Logo EPCOS - EPCOS

B43890 データシート(HTML) 3 Page - EPCOS

  B43890 Datasheet HTML 1Page - EPCOS B43890 Datasheet HTML 2Page - EPCOS B43890 Datasheet HTML 3Page - EPCOS B43890 Datasheet HTML 4Page - EPCOS B43890 Datasheet HTML 5Page - EPCOS B43890 Datasheet HTML 6Page - EPCOS B43890 Datasheet HTML 7Page - EPCOS B43890 Datasheet HTML 8Page - EPCOS B43890 Datasheet HTML 9Page - EPCOS Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 23 page
background image
Specifications and characteristics in brief
Rated voltage VR
Surge voltage VS
350 ... 450 V DC
1.1
VR
Rated capacitance CR
Capacitance tolerance
4.7 ... 68 µF
±20%
M
Dissipation factor tan
δ
(20
°C, 120 Hz)
0.24
Leakage current Ileak
(20
°C, 5 min)
Self-inductance ESL
Diameter (mm)
≤ 12.5
16
18
ESL (nH)
20
26
34
Useful life
105
°C, V
R, IAC,R
105
°C, V
R, IAC,R
10000 h for d = 10 mm
12500 h for d
≥ 12.5 mm
Requirements
∆C/C
≤ ±50% of initial value
tan
δ
≤ 3 times initial specified limit
Ileak
≤ initial specified limit
Voltage endurance test
105
°C, V
R
10000 h for d = 10 mm
12500 h for d
≥ 12.5 mm
Post test requirements
∆C/C
≤ ±25% of initial value
tan
δ
≤ 2 times initial specified limit
Ileak
≤ initial specified limit
Vibration resistance test
To IEC 60068-2-6, test Fc:
Displacement amplitude 0.75 mm, frequency range 10 ... 2000 Hz,
acceleration max. 20 g, duration 3
× 2 h.
Capacitor rigidly clamped by the aluminum case.
IEC climatic category
To IEC 60068-1:
25/105/56 ( 25
°C/+105 °C/56 days damp heat test)
Sectional specification
IEC 60384-4
B43890
Extra long useful life
105
°C
Page 3 of 23
Please read Cautions and warnings and
Important notes at the end of this document.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com