| データシートサーチシステム |
|
B82732-R2142-B30 データシート(PDF) 5 Page - EPCOS |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
B82732-R2142-B30 データシート(HTML) 5 Page - EPCOS |
|
5 / 5 page ![]() 373 04/00 Impedance | Z | versus frequency f (measured with windings in parallel) B82731- ∗ ∗ = M or H B82734- ∗ ∗ = R or W B82732- ∗ ∗ = R or W SSB1405-G 1 10 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 Ω 10 4 Z 10 5 10 67 10 Hz f -*2501-A30 -*2601-A30 -*2701-A30 -*2901-A30 -*2112-A30 -*2132-A30 -*2182-A30 -*2401-A33 -*2351-A30 ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ Hz 7 10 6 10 5 10 f 10 4 Ω 10 6 10 5 10 4 10 3 10 2 1 10 SSB1395-5 - 2142-B30 2172-B30 2232-B30 2262-B30 2322-B30 2462-B30 2132-B30 - - - - - - | Z | *2601-B30 *2701-B30 *2901-B30 *2112-B30 *2142-B30 *2172-B30 *2222-B30 Hz 7 10 6 10 5 10 f 10 4 Ω 10 6 10 5 10 4 10 3 10 2 1 10 SSB1244-P - - - - - - - | Z | B82731 Chokes for Power Lines … B82734 D Core Chokes Jump to succeding page |