| データシートサーチシステム |
|
ADN8102ACPZ-R7 データシート(PDF) 23 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ADN8102ACPZ-R7 データシート(HTML) 23 Page - Analog Devices |
|
23 / 36 page ![]() ADN8102 Rev. C | Page 23 of 36 VSW-DC (mV) VSW-PE (mV) VDPP-DC (mV) VDPP-PE (mV) PE (dB) ITOT (mA) OUT_A/OUT_B OLEV 0 OUT_A/OUT_B OLEV 1 450 450 900 900 0.00 18 0x00 0xC5 450 550 900 1100 1.74 22 0x11 0xC5 450 650 900 1300 3.19 26 0x22 0xC5 450 750 900 1500 4.44 30 0x33 0xC5 450 850 900 1700 5.52 34 0x44 0xC5 450 950 900 1900 6.49 38 0x55 0xC5 450 1050 900 2100 7.36 42 0x66 0xC5 500 500 1000 1000 0.00 20 0x00 0xD5 500 600 1000 1200 1.58 24 0x11 0xD5 500 700 1000 1400 2.92 28 0x22 0xD5 500 800 1000 1600 4.08 32 0x33 0xD5 500 900 1000 1800 5.11 36 0x44 0xD5 500 1000 1000 2000 6.02 40 0x55 0xD5 500 1100 1000 2200 6.85 44 0x66 0xD5 550 550 1100 1100 0.00 22 0x00 0xD6 550 650 1100 1300 1.45 26 0x11 0xD6 550 750 1100 1500 2.69 30 0x22 0xD6 550 850 1100 1700 3.78 34 0x33 0xD6 550 950 1100 1900 4.75 38 0x44 0xD6 550 1050 1100 2100 5.62 42 0x55 0xD6 550 1150 1100 2300 6.41 46 0x66 0xD6 600 600 1200 1200 0.00 24 0x00 0xE6 600 700 1200 1400 1.34 28 0x11 0xE6 600 800 1200 1600 2.50 32 0x22 0xE6 600 900 1200 1800 3.52 36 0x33 0xE6 600 1000 1200 2000 4.44 40 0x44 0xE6 600 1100 1200 2200 5.26 44 0x55 0xE6 600 1200 1200 2400 6.02 48 0x66 0xE6 650 650 1300 1300 0.00 26 0x01 0xE6 650 750 1300 1500 1.24 30 0x12 0xE6 650 850 1300 1700 2.33 34 0x23 0xE6 650 950 1300 1900 3.30 38 0x34 0xE6 650 1050 1300 2100 4.17 42 0x45 0xE6 650 1150 1300 2300 4.96 46 0x56 0xE6 700 700 1400 1400 0.00 28 0x02 0xE6 700 800 1400 1600 1.16 32 0x13 0xE6 700 900 1400 1800 2.18 36 0x24 0xE6 700 1000 1400 2000 3.10 40 0x35 0xE6 700 1100 1400 2300 3.93 44 0x46 0xE6 750 750 1500 1500 0.00 30 0x03 0xE6 750 850 1500 1700 1.09 34 0x14 0xE6 750 950 1500 1900 2.05 38 0x25 0xE6 750 1050 1500 2100 2.92 42 0x36 0xE6 800 800 1600 1600 0.00 32 0x04 0xE6 800 900 1600 1800 1.02 36 0x15 0xE6 800 1000 1600 2000 1.94 40 0x26 0xE6 850 850 1700 1700 0.00 34 0x05 0xE6 850 950 1700 1900 0.97 38 0x16 0xE6 900 900 1800 1800 0.00 36 0x06 0xE6 |