| データシートサーチシステム |
|
SZF2002 データシート(PDF) 37 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SZF2002 データシート(HTML) 37 Page - NXP Semiconductors |
|
37 / 76 page ![]() 1998 Aug 26 37 Philips Semiconductors Product specification Low voltage 8-bit microcontroller with 6-kbyte embedded RAM SZF2002 Fig.16 Timer 2 in Baud Rate Generator mode. handbook, full pagewidth MGM138 TL2 (8 BITS) TH2 (8 BITS) RCAP2L RCAP2H EXF2 TIMER 2 interrupt (additional external interrupt) 16 RTCLK RELOAD CLK UART receive/ transmit clock SMOD 10 1 0 2 TIMER 1 overflow EXEN2 control transition detector T2EX PIN TR2 control C/T2 = 0 C/T2 = 1 T2 PIN fclk |