| データシートサーチシステム |
|
PLL620-08OCR データシート(PDF) 7 Page - PhaseLink Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PLL620-08OCR データシート(HTML) 7 Page - PhaseLink Corporation |
|
7 / 8 page ![]() PLL620-05/-06/-07/-08/-09 Low Phase Noise XO with multipliers (for 100-200MHz Fund or 3rdOT Xtal) Universal Low Phase Noise IC’s 47745 Fremont Blvd., Fremont, California 94538 Tel (510) 492-0990 Fax (510) 492-0991 www.phaselink.com Rev 11/01/05 Page 7 PACKAGE INFORMATION C L A EH D A1 e B 16 PIN TSSOP ( mm ) Symbol Min. Max. A - 1.20 A1 0.05 0.15 B0.19 0.30 C0.09 0.20 D4.90 5.10 E4.30 4.50 H6.40 BSC L0.45 0.75 e0.65 BSC 3mm x 3mm, QFN |