データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

APT100GT120JU2 データシート(PDF) 4 Page - Microsemi Corporation

部品番号 APT100GT120JU2
部品情報  ISOTOP Boost chopper Trench Field Stop IGBT
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MICROSEMI [Microsemi Corporation]
ホームページ  http://www.microsemi.com
Logo MICROSEMI - Microsemi Corporation

APT100GT120JU2 データシート(HTML) 4 Page - Microsemi Corporation

  APT100GT120JU2 Datasheet HTML 1Page - Microsemi Corporation APT100GT120JU2 Datasheet HTML 2Page - Microsemi Corporation APT100GT120JU2 Datasheet HTML 3Page - Microsemi Corporation APT100GT120JU2 Datasheet HTML 4Page - Microsemi Corporation APT100GT120JU2 Datasheet HTML 5Page - Microsemi Corporation APT100GT120JU2 Datasheet HTML 6Page - Microsemi Corporation APT100GT120JU2 Datasheet HTML 7Page - Microsemi Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
APT100GT120JU2
www microsemi.com
4 – 7
Output Characteristics (VGE=15V)
TJ=25°C
TJ=125°C
0
50
100
150
200
01234
VCE (V)
Output Characteristics
VGE=15V
VGE=13V
VGE=17V
VGE=9V
0
50
100
150
200
012
34
VCE (A)
TJ = 125°C
Transfert Characteristics
TJ=25°C
TJ=125°C
0
50
100
150
200
56
789
10
11
12
VGE (V)
Energy losses vs Collector Current
Eon
Eoff
0
5
10
15
20
25
0
25
50
75 100 125 150 175 200
IC (A)
VCE = 600V
VGE = 15V
RG = 3.9 Ω
TJ = 125°C
Eon
Eoff
0
5
10
15
20
25
0
5
10
15
20
25
Gate Resistance (ohms)
VCE = 600V
VGE =15V
IC = 100A
TJ = 125°C
Switching Energy Losses vs Gate Resistance
Reverse Safe Operating Area
0
40
80
120
160
200
240
0
400
800
1200
1600
VCE (V)
VGE=15V
TJ=125°C
RG=3.9 Ω
maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction to Pulse Duration
0.9
0.7
0.5
0.3
0.1
0.05
Single Pulse
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
rectangular Pulse Duration (Seconds)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com