| データシートサーチシステム |
|
PD55003S-E データシート(PDF) 21 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PD55003S-E データシート(HTML) 21 Page - STMicroelectronics |
|
21 / 29 page ![]() PD55003-E Common source s-parameter Doc ID 12273 Rev 4 21/29 Table 15. S-parameter for the PowerSO-10RF straight lead (VDS = 12.5 V, IDS = 1.5 A) Freq (MHz) IS11IS11∠Φ IS21IS21∠Φ IS12IS12 - DF IS22IS22 - DF 50 0.816 -140 26.05 101 0.024 11 0.684 -144 100 0.817 -157 13.34 88 0.025 -2 0.690 -159 150 0.839 -164 8.89 82 0.024 -3 0.685 -164 200 0.847 -168 6.62 76 0.024 -10 0.701 -166 250 0.850 -170 5.25 70 0.023 -14 0.707 -168 300 0.655 -171 4.29 65 0.023 -17 0.726 -168 350 0.861 -173 3.59 60 0.021 -21 0.735 -169 400 0.869 -174 3.06 55 0.020 -24 0.761 -169 450 0.877 -174 2.64 51 0.019 -27 0.769 -170 500 0.884 -175 2.30 47 0.017 -31 0.795 -170 550 0.893 -176 2.02 44 0.017 -26 0.800 -171 600 0.898 -177 1.80 40 0.015 -36 0.819 -172 650 0.905 -177 1.62 38 0.015 -36 0.829 -172 700 0.908 -178 1.46 34 0.014 -34 0.831 -173 750 0.909 -179 1.33 31 0.012 -35 0.842 -174 800 0.914 -179 1.21 29 0.012 -36 0.852 -175 850 0.918 -180 1.11 26 0.011 -31 0.856 -176 900 0.923 179 1.03 23 0.009 -32 0.872 -177 950 0.927 179 0.96 21 0.009 -34 0.879 -178 1000 0.926 178 0.88 18 0.008 -21 0.894 -178 1050 0.935 178 0.83 16 0.007 -20 0.898 -179 1100 0.933 177 0.78 13 0.007 -22 0.900 -179 1150 0.933 176 0.73 10 0.006 -15 0.904 180 1200 0.934 175 0.68 8 0.005 -18 0.903 179 1250 0.940 175 0.64 6 0.004 -16 0.901 178 1300 0.935 174 0.59 4 0.004 4 0.902 177 1350 0.938 174 0.56 2 0.005 5 0.898 176 1400 0.938 173 0.53 0 0.005 25 0.915 175 1450 0.939 173 0.50 -2 0.004 14 0.925 174 1500 0.935 172 0.47 -3 0.002 48 0.928 173 |