| データシートサーチシステム |
|
EV-RPG2-PNZ データシート(PDF) 9 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
EV-RPG2-PNZ データシート(HTML) 9 Page - Analog Devices |
|
9 / 21 page ![]() Data Sheet ADIN2299 PIN CONFIGURATION AND FUNCTION DESCRIPTIONS analog.com Rev. D | 9 of 21 Figure 6. Ball Configuration Table 9. Ball Function Descriptions Ball No. Mnemonic Direction Description A2, A14, A15, B1, B14, B16, C1, C2, C14, C15, E1, E2, E15, F2, F15, H3, J3, K3, L3, L16, M3, M16, M17, N3, P15, R5, R6, R9, R12, R13, T17, U9 NC Not applicable No Connect. A3, A13, A16, B3, B13, C3, C7, C8, C10, D1, D2, D3, D4, D5, D14, D15, E3, E4, F1, G7, G8, G9, G10, G11, G15, G16, G17, H1, H2, H7, H8, H9, H10, H11, H15, J7, J8, J9, J10, J11, J15, K1, K2, K7, K8, K9, K10, K11, K15, K16, K17, L7, L8, L9, L10, L11, L15, GND Not applicable Ground. |