| データシートサーチシステム |
|
LM124 データシート(PDF) 5 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LM124 データシート(HTML) 5 Page - STMicroelectronics |
|
5 / 19 page ![]() LM124-LM224-LM324 Electrical characteristics 5/19 3 Electrical characteristics Table 2. VCC + = +5 V, V CC -= Ground, V o = 1.4 V, Tamb = +25° C (unless otherwise specified) Symbol Parameter Min. Typ. Max. Unit Vio Input offset voltage (1) Tamb = +25° C LM124-LM224 LM324 25 7 mV Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax LM124-LM224 LM324 7 9 Iio Input offset current Tamb = +25° C Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax 230 100 nA Iib Input bias current (2) Tamb = +25° C Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax 20 150 300 nA Avd Large signal voltage gain VCC + = +15 V, R L = 2 kΩ, Vo = 1.4 V to 11.4 V Tamb = +25° C Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax 50 25 100 V/mV SVR Supply voltage rejection ratio (Rs ≤ 10 kΩ) VCC + = 5 V to 30 V Tamb = +25° C Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax 65 65 110 dB ICC Supply current, all Amp, no load Tamb = +25° C VCC = +5 V VCC = +30 V 0.7 1.5 1.2 3 mA Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax VCC = +5 V VCC = +30 V 0.8 1.5 1.2 3 Vicm Input common mode voltage range VCC = +30 V (3) Tamb = +25° C Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax 0 0 VCC -1.5 VCC -2 V CMR Common mode rejection ratio (Rs ≤ 10 kΩ) Tamb = +25° C Tmin ≤ Tamb ≤ Tmax 70 60 80 dB Isource Output current source (Vid = +1 V) VCC = +15 V, Vo = +2 V 20 40 70 mA |