| データシートサーチシステム |
|
L6920DB データシート(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L6920DB データシート(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 16 page ![]() Electrical data L6920DB 4/16 2 Electrical data 2.1 Maximum ratings 2.2 Thermal data Table 2. Absolute maximum ratings Symbol Parameter Value Unit Vccmax Vcc to GND 6 V LBI, SHDN, FB to GND 6 V Vout max Vout to GND 6 V Table 3. Thermal data Symbol Parameter Value Unit RthJA Maximum thermal resistance junction-ambient 180 ° C/W TJ Maximum junction temperature 150 ° C |