| データシートサーチシステム |
|
TS271AID データシート(PDF) 10 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TS271AID データシート(HTML) 10 Page - STMicroelectronics |
|
10 / 17 page ![]() 10/17 TS271 Electrical Characteristics Typical characteristics for ISET = 25µA Figure 18. Supply current versus supply voltage Figure 19. Input bias current versus free air temperature Figure 20. High level output voltage versus high level output current CC SUPPLY VOLTAGE, V (V) amb V OCC ° 0 4 8 12 16 200 T= 25 C A= 1 V= V / 2 150 100 50 25 50 75 100 125 amb TEMPERATURE, T ( °C) V = 10V V = 5V CC i 100 10 1 5 4 3 2 1 0 -10 -8 -6 -4 -2 0 OH OUTPUT CURRENT, I (mA) amb id T = 25 C V = 100mV ° V = 5V V= 3V CC CC Figure 21. High level output voltage versus high level output current Figure 22. Low level output voltage versus low level output current Figure 23. Low level output voltage versus low level output current 20 16 12 8 4 0 -50 -40 -30 -20 -10 0 amb id ° T = 25 C V = 100mV V = 16V CC CC V = 10V OUTPUT CURRENT, I (mA) OH 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 amb ic id T= 2 5 ° C V = 0.5V V = -1 00m V V =3 V V= 5 V CC CC 01 2 3 O U T P U T CURR E N T , I (m A ) OL 0 4 81 21 6 2 0 amb id i T = 25°C V= 0 .5 V V = -1 00m V V= 1 0 V CC V= 1 6 V O U T P UT CU RRE NT , I (m A ) OL 3 2 1 CC |