| データシートサーチシステム |
|
XC6104F038 データシート(PDF) 19 Page - Torex Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
XC6104F038 データシート(HTML) 19 Page - Torex Semiconductor |
|
19 / 26 page ![]() 19/26 XC6101 ~ XC6107, XC6111~ XC6117 Series ■ TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS (1.1) Supply Current vs. Input Voltage * ‘X’ represents both ‘0’ and ‘1’. (ex. XC61X1⇒XC6101 and XC6111) (1.2) Supply Current vs. Input Voltage 0 5 10 15 20 25 30 012 3456 Input Voltage: VIN (V) XC61X1~XC61X5 (1.6V) Ta=85℃ Ta=-40℃ Ta=25℃ 0 5 10 15 20 25 30 0123456 Input Voltage: VIN (V) XC61X1~XC61X5 (2.7V) Ta=85℃ Ta=-40℃ Ta=25℃ 0 5 10 15 20 25 30 012 3 456 Input Voltage: VIN (V) Ta=85℃ Ta=-40℃ Ta=25℃ XC61X1~XC61X5 (5.0V) 0 5 10 15 20 25 30 01 23 45 6 Input Voltage: VIN (V) XC61X6~XC61X7 (1.6V) Ta=85℃ Ta=-40℃ Ta=25℃ 0 5 10 15 20 25 30 012 3456 Input Voltage: VIN (V) XC61X6~XC61X7 (2.7V) Ta=85℃ Ta=-40℃ Ta=25℃ |