データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

L295 データシート(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

部品番号 L295
部品情報  DUAL SWITCH-MODE SOLENOID DRIVER
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L295 データシート(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

  L295_03 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics L295_03 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics L295_03 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics L295_03 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics L295_03 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics L295_03 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics L295_03 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
L295
6/7
Multiwatt15 V
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
5
0.197
B
2.65
0.104
C
1.6
0.063
D
1
0.039
E
0.49
0.55
0.019
0.022
F
0.66
0.75
0.026
0.030
G
1.02
1.27
1.52
0.040
0.050
0.060
G1
17.53
17.78
18.03
0.690
0.700
0.710
H1
19.6
0.772
H2
20.2
0.795
L
21.9
22.2
22.5
0.862
0.874
0.886
L1
21.7
22.1
22.5
0.854
0.870
0.886
L2
17.65
18.1
0.695
0.713
L3
17.25
17.5
17.75
0.679
0.689
0.699
L4
10.3
10.7
10.9
0.406
0.421
0.429
L7
2.65
2.9
0.104
0.114
M
4.25
4.55
4.85
0.167
0.179
0.191
M1
4.63
5.08
5.53
0.182
0.200
0.218
S
1.9
2.6
0.075
0.102
S1
1.9
2.6
0.075
0.102
Dia1
3.65
3.85
0.144
0.152
OUTLINE AND
MECHANICAL DATA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7