| データシートサーチシステム |
|
TSV321AID データシート(PDF) 16 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TSV321AID データシート(HTML) 16 Page - STMicroelectronics |
|
16 / 19 page ![]() Package information TSV321-TSV358-TSV324 16/19 3.6 SOT23-5 package mechanical data Ref. Dimensions Millimeters Mils Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 0.90 1.45 35.4 57.1 A1 0.00 0.15 0.00 5.9 A2 0.90 1.30 35.4 51.2 b 0.35 0.50 13.7 19.7 C 0.09 0.20 3.5 7.8 D 2.80 3.00 110.2 118.1 E 2.60 3.00 102.3 118.1 E1 1.50 1.75 59.0 68.8 e 0.95 37.4 e1 1.9 74.8 L 0.35 0.55 13.7 21.6 |