| データシートサーチシステム |
|
TC1322 データシート(PDF) 12 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TC1322 データシート(HTML) 12 Page - Microchip Technology |
|
12 / 16 page ![]() TC1322 DS21388C-page 12 © 2005 Microchip Technology Inc. 5.3 Package Dimensions 8-Pin MSOP .122 (3.10) .114 (2.90) .122 (3.10) .114 (2.90) .043 (1.10) MAX. .006 (0.15) .002 (0.05) .016 (0.40) .010 (0.25) .197 (5.00) .189 (4.80) .008 (0.20) .005 (0.13) .028 (0.70) .016 (0.40) 6 ° MAX. .026 (0.65) TYP. PIN 1 Dimensions: inches (mm) .050 (1.27) TYP. 8 ° MAX. PIN 1 .244 (6.20) .228 (5.79) .157 (3.99) .150 (3.81) .197 (5.00) .189 (4.80) .020 (0.51) .013 (0.33) .010 (0.25) .004 (0.10) .069 (1.75) .053 (1.35) .010 (0.25) .007 (0.18) .050 (1.27) .016 (0.40) . 8-Pin SOIC Dimensions: inches (mm) |