| データシートサーチシステム |
|
TC32MCZB データシート(PDF) 8 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TC32MCZB データシート(HTML) 8 Page - Microchip Technology |
|
8 / 12 page ![]() TC32M DS21402C-page 8 © 2006 Microchip Technology Inc. 4.3 Package Dimensions .264 (6.70) .248 (6.30) .122 (3.10) .114 (2.90) .287 (7.30) .264 (6.70) .146 (3.70) .130 (3.30) .091 (2.30) Typ. .071 (1.80) Max. .181 (4.60) Typ. .036 (0.91) Min. .041 (1.04) .033 (0.84) Pin 1 .013 (0.33) .009 (0.24) .031 (0.80) .024 (0.60) .004 (0.10) .001 (0.02) 10 ° Max. 3-Pin SOT-223 Dimensions: inches (mm) .105 (2.67) .095 (2.41) .018 (0.46) .015 (0.38) .135 (3.43) Min. .500 (12.70) Min. .210 (5.33) .170 (4.32) .205 (5.21) .175 (4.45) .165 (4.19) .125 (3.18) .105 (2.67) .080 (2.03) .055 (1.40) .045 (1.14) .018 (0.46) .015 (0.38) TO-92-3 Dimensions: inches (mm) |