| データシートサーチシステム |
|
TC7109CPL データシート(PDF) 24 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TC7109CPL データシート(HTML) 24 Page - Microchip Technology |
|
24 / 30 page ![]() TC7109/A DS21456C-page 24 © 2006 Microchip Technology Inc. 6.3 Package Dimensions Dimensions: inches (mm) 2.065 (52.45) 2.027 (51.49) .200 (5.08) .140 (3.56) .150 (3.81) .115 (2.92) .070 (1.78) .045 (1.14) .022 (0.56) .015 (0.38) .110 (2.79) .090 (2.29) .555 (14.10) .530 (13.46) .610 (15.49) .590 (14.99) .015 (0.38) .008 (0.20) .700 (17.78) .610 (15.50) .040 (1.02) .020 (0.51) 40-Pin PDIP (Wide) Pin1 3° Min. Dimensions: inches (mm) .015 (0.38) .008 (0.20) .620 (15.75) .590 (15.00) .700 (17.78) .620 (15.75) .540 (13.72) .510 (12.95) 2.070 (52.58) 2.030 (51.56) .210 (5.33) .170 (4.32) .020 (0.51) .016 (0.41) .110 (2.79) .090 (2.29) .065 (1.65) .045 (1.14) .200 (5.08) .125 (3.18) .098 (2.49) Max. .030 (0.76) Min. .060 (1.52) .020 (0.51) .150 (3.81) MIN. 40-Pin CERDIP (Wide) Pin 1 3° Min. |