データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TC7126A データシート(PDF) 21 Page - Microchip Technology

部品番号 TC7126A
部品情報  3-1/2 Digit Analog-to-Digital Converters
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MICROCHIP [Microchip Technology]
ホームページ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

TC7126A データシート(HTML) 21 Page - Microchip Technology

Back Button TC7126A Datasheet HTML 17Page - Microchip Technology TC7126A Datasheet HTML 18Page - Microchip Technology TC7126A Datasheet HTML 19Page - Microchip Technology TC7126A Datasheet HTML 20Page - Microchip Technology TC7126A Datasheet HTML 21Page - Microchip Technology TC7126A Datasheet HTML 22Page - Microchip Technology TC7126A Datasheet HTML 23Page - Microchip Technology TC7126A Datasheet HTML 24Page - Microchip Technology TC7126A Datasheet HTML 25Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 26 page
background image
© 2006 Microchip Technology Inc.
DS21458C-page 21
TC7126/A
9.4
Package Dimensions (Continued)
Dimensions: inches (mm)
.557 (14.15)
.537 (13.65)
.398 (10.10)
.390 (9.90)
.031 (0.80) Typ.
.018 (0.45)
.012 (0.30)
.398 (10.10)
.390 (9.90)
.010 (0.25) Typ.
.096 (2.45) Max.
.557 (14.15)
.537 (13.65)
.083 (2.10)
.075 (1.90)
.041 (1.03)
.026 (0.65)
7° Max.
.009 (0.23)
.005 (0.13)
44-Pin PQFP
Pin 1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26