| データシートサーチシステム |
|
TC911B データシート(PDF) 9 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TC911B データシート(HTML) 9 Page - Microchip Technology |
|
9 / 14 page ![]() © 2005 Microchip Technology Inc. DS21481C-page 9 TC911A/TC911B 6.3 Package Dimensions .050 (1.27) TYP. 8 ° MAX. PIN 1 .244 (6.20) .228 (5.79) .157 (3.99) .150 (3.81) .197 (5.00) .189 (4.80) .020 (0.51) .013 (0.33) .010 (0.25) .004 (0.10) .069 (1.75) .053 (1.35) .010 (0.25) .007 (0.18) .050 (1.27) .016 (0.40) 8-Pin SOIC Dimensions: inches (mm) Dimensions: inches (mm) 3 ° MIN. PIN 1 .260 (6.60) .240 (6.10) .045 (1.14) .030 (0.76) .070 (1.78) .040 (1.02) .400 (10.16) .348 (8.84) .200 (5.08) .140 (3.56) .150 (3.81) .115 (2.92) .110 (2.79) .090 (2.29) .022 (0.56) .015 (0.38) .040 (1.02) .020 (0.51) .015 (0.38) .008 (0.20) .310 (7.87) .290 (7.37) .400 (10.16) .310 (7.87) 8-Pin Plastic DIP Dimensions: inches (mm) |