| データシートサーチシステム |
|
MD2001FX データシート(PDF) 6 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MD2001FX データシート(HTML) 6 Page - STMicroelectronics |
|
6 / 8 page ![]() Package mechanical data MD2001FX 6/8 DIM. mm. MIN. TYP MAX. A 5.30 5.70 C 2.80 3.20 D 3.10 3.50 D1 1.80 2.20 E 0.80 1.10 F 0.65 0.95 F2 1.80 2.20 G 10.30 11.50 G1 5.45 H 15.30 15.70 L9 10.20 L2 22.80 23.20 L3 26.30 26.70 L4 43.20 44.40 L5 4.30 4.70 L6 24.30 24.70 L7 14.60 15 N 1.80 2.20 R 3.80 4.20 Dia 3.40 3.80 ISOWATT218FX MECHANICAL DATA 7627132 B |