データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

11601500 データシート(PDF) 2 Page - ESBE AB

部品番号 11601500
部品情報  The ESBE series VRG130 is a range of compact low leakage mixing valves made of special brass alloys allowing use in heating and cooling installations.
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ESBE [ESBE AB]
ホームページ  https://esbe.eu/group/
Logo ESBE - ESBE AB

11601500 データシート(HTML) 2 Page - ESBE AB

  11601500 Datasheet HTML 1Page - ESBE AB 11601500 Datasheet HTML 2Page - ESBE AB 11601500 Datasheet HTML 3Page - ESBE AB 11601500 Datasheet HTML 4Page - ESBE AB  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
B
D
C
E
VRG131, VRG132, VRG133
2
ROTARY VALVES
MIXING VALVE
SERIES VRG130
ESBE SERIES VRG130 • EN • I
© Copyright. Rights reserved to make alterations.
Art. No.
Reference
DN
Kvs*
Connection
A
B
C
D
E
Weight
[kg]
Replaces
11600100
VRG131
15
0,4
Rp ½”
36
72
32
50
36
0,40
11600200
0,63
11600300
1
11600400
1,6
11600500
2,5
11600600
4
11600700
VRG131
20
2,5
Rp ¾”
36
72
32
50
36
0,43
11600800
4
11600900
6,3
11601000
VRG131
25
6,3
Rp 1”
41
82
34
52
41
0,70
11601100
10
11601200
VRG131
32
16
Rp 1¼”
47
94
37
55
47
0,95
11603400
VRG131
40
25
Rp 1½”
53
106
44
62
53
1,68
11603600
VRG131
50
40
Rp 2”
60
120
46
64
60
2,30
SERIES VRG131, INTERNAL THREAD
Art. No.
Reference
DN
Kvs*
Connection
A
B
C
D
E
Weight
[kg]
Replaces
11601500
VRG132
15
0,4
G ¾"
36
72
32
50
36
0,40
11601600
0,63
11601700
1
11601800
1,6
11601900
2,5
11602000
4
11602100
VRG132
20
2,5
G 1"
36
72
32
50
36
0,43
11602200
4
11602300
6,3
11602400
VRG132
25
6,3
G 1¼"
41
82
34
52
41
0,70
11602500
10
11602600
VRG132
32
16
G 1½"
47
94
37
55
47
0,95
11603500
VRG132
40
25
G 2"
53
106
44
62
53
1,69
11603700
VRG132
50
40
G 2¼"
60
120
46
64
60
2,30
* Kvs-value in m3/h at a pressure drop of 1 bar.
SERIES VRG132, EXTERNAL THREAD
The flat-sided spindle top
points towards the sleeve position.
Mixing
Diverting



Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com