データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

NTE1240 データシート(PDF) 2 Page - NTE Electronics

部品番号 NTE1240
部品情報  Integrated Circuit Audio Power Amp, 5.5W
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NTE [NTE Electronics]
ホームページ  http://www.nteinc.com
Logo NTE - NTE Electronics

NTE1240 データシート(HTML) 2 Page - NTE Electronics

  NTE1240 Datasheet HTML 1Page - NTE Electronics NTE1240 Datasheet HTML 2Page - NTE Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
VCC
Pin Connection Diagram
(Front View)
.591
(15.0)
1.181 (30.0)
.900 (22.86)
1.000 (25.4)
.310
(7.87)
.295
(7.5)
Min
.106 (2.7)
.185 (4.7)
.100 (2.54) Typ
111
.140
(3.56)
Output
Bypass
Feedback
GND
Input
Bypass
Feedback
GND
9
8
7
6
Bypass
5
4
3
2
1
Equalization
10
11



Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com