| データシートサーチシステム |
|
PIC16F913-E/P データシート(PDF) 13 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PIC16F913-E/P データシート(HTML) 13 Page - Microchip Technology |
|
13 / 330 page ![]() © 2007 Microchip Technology Inc. DS41250F-page 11 PIC16F913/914/916/917/946 TABLE 6: PIC16F946 64-PIN (TQFP) SUMMARY I/O Pin A/D LCD Comparators Timers CCP AUSART SSP Interrupt Pull-Up Basic RA0 27 AN0 SEG12 C1- — — — — — — — RA1 28 AN1 SEG7 C2- — — — — — — — RA2 29 AN2/VREF- COM2 C2+ — — — — — — — RA3 30 AN3/VREF+ SEG15 C1+ — — — — — — — RA4 31 — SEG4 C1OUT T0CKI — — — — — — RA5 32 AN4 — C2OUT — — — SS —— — RA6 40 SEG5 — — T1OSO — — — — — OSC2/CLKOUT RA7 39 — — — T1OSI — — — — — OSC1/CLKIN RB0 15 — SEG0 — — — — — INT Y — RB1 16 — SEG1 — — — — — — Y — RB2 17 — SEG2 — — — — — — Y — RB3 18 — SEG3 — — — — — — Y — RB4 21 — COM0 — — — — — IOC Y — RB5 22 — COM1 — — — — — IOC Y — RB6 23 — SEG14 — — — — — IOC Y ICSPCLK/ICDCK RB7 24 — SEG13 — — — — — IOC Y ICSPDAT/ICDDAT RC0 49 — VLCD1 — — — — — — — — RC1 50 — VLCD2 — — — — — — — — RC2 51 — VLCD3 — — — — — — — — RC3 52 — SEG6 — — — — — — — — RC4 59 — SEG11 — T1G — — SDO — — — RC5 60 — SEG10 — T1CKI CCP1 — — — — — RC6 61 — SEG9 — — — TX/CK SCK/SCL — — — RC7 62 — SEG8 — — — RX/DT SDI/SDA — — — RD0 53 — COM3 — — — — — — — — RD1 54 — — — — — — — — — — RD2 55 — — — — CCP2 — — — — — RD3 58 — SEG16 — — — — — — — — RD4 63 — SEG17 — — — — — — — — RD5 64 — SEG18 — — — — — — — — RD6 1 — SEG19 — — — — — — — — RD7 2 — SEG20 — — — — — — — — RE0 33 AN5 SEG21 — — — — — — — — RE1 34 AN6 SEG22 — — — — — — — — RE2 35 AN7 SEG23 — — — — — — — — RE3 36 — — — — — — — — Y(1) MCLR/VPP RE4 37 — SEG24 — — — — — — — — RE5 42 — SEG25 — — — — — — — — RE6 43 — SEG26 — — — — — — — — RE7 44 — SEG27 — — — — — — — — RF0 11 — SEG32 — — — — — — — — RF1 12 — SEG33 — — — — — — — — RF2 13 — SEG34 — — — — — — — — Note 1: Pull-up enabled only with external MCLR configuration. |