| データシートサーチシステム |
|
PIC16F883-E/SOSQTP データシート(PDF) 9 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PIC16F883-E/SOSQTP データシート(HTML) 9 Page - Microchip Technology |
|
9 / 288 page ![]() © 2007 Microchip Technology Inc. Preliminary DS41291D-page 7 PIC16F882/883/884/886/887 TABLE 3: PIC16F884/887 40-PIN SUMMARY (PDIP) I/O Pin Analog Comparators Timers ECCP EUSART MSSP Interrupt Pull-up Basic RA0 2 AN0/ULPWU C12IN0- — — — — — — — RA1 3 AN1 C12IN1- — — — — — — — RA2 4 AN2 C2IN+ — — — — — — VREF-/CVREF RA3 5 AN3 C1IN+ — — — — — — VREF+ RA4 6 — C1OUT T0CKI — — — — — — RA5 7 AN4 C2OUT — — — SS —— — RA6 14 — — — — — — — — OSC2/CLKOUT RA7 13 — — — — — — — — OSC1/CLKIN RB0 33 AN12 — — — — — IOC/INT Y — RB1 34 AN10 C12IN3- — — — — IOC Y — RB2 35 AN8 — — — — — IOC Y — RB3 36 AN9 C12IN2- — — — — IOC Y PGM RB4 37 AN11 — — — — — IOC Y — RB5 38 AN13 — T1G — — — IOC Y — RB6 39 — — — — — — IOC Y ICSPCLK RB7 40 — — — — — — IOC Y ICSPDAT RC0 15 — — T1OSO/T1CKI — — — — — — RC1 16 — — T1OSI CCP2 — — — — — RC2 17 — — — CCP1/P1A — — — — — RC3 18 — — — — — SCK/SCL — — — RC4 23 — — — — — SDI/SDA — — — RC5 24 — — — — — SDO — — — RC6 25 — — — — TX/CK — — — — RC7 26 — — — — RX/DT — — — — RD0 19 — — — — — — — — — RD1 20 — — — — — — — — — RD2 21 — — — — — — — — — RD3 22 — — — — — — — — — RD4 27 — — — — — — — — — RD5 28 — — — P1B — — — — — RD6 29 — — — P1C — — — — — RD7 30 — — — P1D — — — — — RE0 8 AN5 — — — — — — — — RE1 9 AN6 — — — — — — — — RE2 10 AN7 — — — — — — — — RE3 1 — — — — — — — Y(1) MCLR/VPP — 11 — — — — — — — — VDD —32 — — — — — — — — VDD — 12 — — — — — — — — VSS —31 — — — — — — — — VSS Note 1: Pull-up activated only with external MCLR configuration. |