| データシートサーチシステム |
|
PIC16F887-E/ML データシート(PDF) 7 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PIC16F887-E/ML データシート(HTML) 7 Page - Microchip Technology |
|
7 / 288 page ![]() © 2007 Microchip Technology Inc. Preliminary DS41291D-page 5 PIC16F882/883/884/886/887 TABLE 2: PIC16F882/883/886 28-PIN SUMMARY (QFN) I/O Pin Analog Comparators Timers ECCP EUSART MSSP Interrupt Pull-up Basic RA0 27 AN0/ULPWU C12IN0- — — — — — — — RA1 28 AN1 C12IN1- — — — — — — — RA2 1 AN2 C2IN+ — — — — — — VREF-/CVREF RA3 2 AN3 C1IN+ — — — — — — VREF+ RA4 3 — C1OUT T0CKI — — — — — — RA5 4 AN4 C2OUT — — — SS —— — RA6 7 — — — — — — — — OSC2/CLKOUT RA7 6 — — — — — — — — OSC1/CLKIN RB0 18 AN12 — — — — — IOC/INT Y — RB1 19 AN10 C12IN3- — P1C — — IOC Y — RB2 20 AN8 — — P1B — — IOC Y — RB3 21 AN9 C12IN2- — — — — IOC Y PGM RB4 22 AN11 — — P1D — — IOC Y — RB5 23 AN13 — T1G — — — IOC Y — RB6 24 — — — — — — IOC Y ICSPCLK RB7 25 — — — — — — IOC Y ICSPDAT RC0 8 — — T1OSO/T1CKI — — — — — — RC1 9 — — T1OSI CCP2 — — — — — RC2 10 — — — CCP1/P1A — — — — — RC3 11 — — — — — SCK/SCL — — — RC4 12 — — — — — SDI/SDA — — — RC5 13 — — — — — SDO — — — RC6 14 — — — — TX/CK — — — — RC7 15 — — — — RX/DT — — — — RE3 26 — — — — — — — Y(1) MCLR/VPP —17 — — — — — — — — VDD — 5 — — — — — — — — VSS —16 — — — — — — — — VSS Note 1: Pull-up activated only with external MCLR configuration. |