| データシートサーチシステム |
|
UBA2000T データシート(PDF) 11 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
UBA2000T データシート(HTML) 11 Page - NXP Semiconductors |
|
11 / 16 page ![]() 1996 Jan 03 11 Philips Semiconductors Product specification Electronic TL-lamp starter UBA2000T Fig.8 Application diagram (with MOSFET device). handbook, full pagewidth 5.6 nF 3.3 µF Vlamp Vin Vout Vsense VCC ICC Ic TL- LAMP load C 0.6 to 2 H mains supply CIRCUIT S2 S1 GND 64 3 C1 1 2 UBA2000T 100 k Ω R1 1 M Ω R3 62 k Ω R2 C2 MOSFET MGE005 |