| データシートサーチシステム |
|
PXAS33KBA データシート(PDF) 51 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PXAS33KBA データシート(HTML) 51 Page - NXP Semiconductors |
|
51 / 52 page ![]() Philips Semiconductors Preliminary specification XA-S3 XA 16-bit microcontroller 32 K/1 K OTP/ROM/ROMless, 8-channel 8-bit A/D, low voltage (2.7 V–5.5 V), I2C, 2 UARTs, 16 MB address range 2000 Dec 01 51 NOTES |