| データシートサーチシステム |
|
PXAS30KFA データシート(PDF) 4 Page - NXP Semiconductors |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PXAS30KFA データシート(HTML) 4 Page - NXP Semiconductors |
|
4 / 52 page ![]() Philips Semiconductors Preliminary specification XA-S3 XA 16-bit microcontroller 32 K/1 K OTP/ROM/ROMless, 8-channel 8-bit A/D, low voltage (2.7 V–5.5 V), I2C, 2 UARTs, 16 MB address range 2000 Dec 01 4 80-pin LQFP package 1 2 3 4 5 6 7 23 24 25 26 27 28 29 NC P4.7/A21 P3.0/RxD0 P3.1/TxD0 P3.2/INT0 P3.4/T0 P3.3/INT1 30 31 21 22 8 9 10 11 P3.5/T1/BUSW P3.6/WRL RSTOUT P3.7/RD LOW PROFILE PLASTIC QUAD FLAT PACK SU00937 12 13 14 15 16 17 VSS VSS VDD VDD P5.0/AD0 EA/WAIT/VPP 18 19 20 P5.1/AD1 P5.2/AD2 P5.3/AD3 32 33 34 35 36 60 59 58 57 56 55 54 NC P2.1/A13D9 P2.0/A12D8 P0.7/A11D7 P0.6/A10D6 VSS P0.5/A9D5 53 52 51 50 VSS VDD P0.4/A8D4 VDD 49 48 47 46 45 44 P0.3/A7D3 P0.2/A6D2 RST CLKOUT ALE/PROG PSEN 43 42 41 P0.1/A5D1 P0.0/A4D0 P6.1/A23 78 77 76 75 74 73 72 71 70 80 79 69 68 67 66 65 37 38 39 40 64 63 62 61 |