データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

P4C189 データシート(PDF) 7 Page - Pyramid Semiconductor Corporation

部品番号 P4C189
部品情報  HIGH SPEED 16 x 4 STATIC CMOS RAM WITH INVERTING OUTPUTS
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PYRAMID [Pyramid Semiconductor Corporation]
ホームページ  http://www.pyramidsemiconductor.com
Logo PYRAMID - Pyramid Semiconductor Corporation

P4C189 データシート(HTML) 7 Page - Pyramid Semiconductor Corporation

  P4C189 Datasheet HTML 1Page - Pyramid Semiconductor Corporation P4C189 Datasheet HTML 2Page - Pyramid Semiconductor Corporation P4C189 Datasheet HTML 3Page - Pyramid Semiconductor Corporation P4C189 Datasheet HTML 4Page - Pyramid Semiconductor Corporation P4C189 Datasheet HTML 5Page - Pyramid Semiconductor Corporation P4C189 Datasheet HTML 6Page - Pyramid Semiconductor Corporation P4C189 Datasheet HTML 7Page - Pyramid Semiconductor Corporation P4C189 Datasheet HTML 8Page - Pyramid Semiconductor Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
P4C189
Page 7 of 8
Document # SRAM100 Rev OR
PLASTIC DUAL IN-LINE PACKAGE
α
Pkg #
# Pins
Symbol
Min
Max
A
0.145
0.200
A1
0.020
-
b
0.014
0.023
b2
0.040
0.060
C
0.008
0.016
D
0.740
0.780
E1
0.240
0.260
E
0.300
0.320
e
eB
0.310
0.365
L
0.125
0.150
0
°
15
°
0.100 BSC
P7
16 (300 mil)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8