データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BNS00LL データシート(PDF) 2 Page - Balluff Korea Ltd.

部品番号 BNS00LL
部品情報  Mechanical Cam Switches
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  BALLUFF [Balluff Korea Ltd.]
ホームページ  https://www.balluff.com/en/kr/home/
Logo BALLUFF - Balluff Korea Ltd.

BNS00LL データシート(HTML) 2 Page - Balluff Korea Ltd.

  BNS00LL Datasheet HTML 1Page - Balluff Korea Ltd. BNS00LL Datasheet HTML 2Page - Balluff Korea Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Mechanical Cam Switches
BNS 819-D06-R12-100-10
Order Code: BNS00LL
Internet
www.balluff.com
eCl@ss 9.1: 27-27-06-02
Subject to change without notice: 189262
ETIM 6.0: EC001829
BNS00LL_0.15_2024-08-25
2 / 2
Range/Distance
Repeatability
1-6. Switch position: ±0.01 mm
Switch position spacing
12 mm
Wiring Diagrams (Schematic)



Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com