データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

PIIPM50E06B004 データシート(PDF) 21 Page - International Rectifier

部品番号 PIIPM50E06B004
部品情報  Programmable Isolated IPM
PDF  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

PIIPM50E06B004 データシート(HTML) 21 Page - International Rectifier

Back Button PIIPM50E06B004 Datasheet HTML 17Page - International Rectifier PIIPM50E06B004 Datasheet HTML 18Page - International Rectifier PIIPM50E06B004 Datasheet HTML 19Page - International Rectifier PIIPM50E06B004 Datasheet HTML 20Page - International Rectifier PIIPM50E06B004 Datasheet HTML 21Page - International Rectifier PIIPM50E06B004 Datasheet HTML 22Page - International Rectifier PIIPM50E06B004 Datasheet HTML 23Page - International Rectifier PIIPM50E06B004 Datasheet HTML 24Page - International Rectifier PIIPM50E06B004 Datasheet HTML 25Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 28 page
background image
www.irf.com
21
PIIPM50P12B004
I27146 01/03
Fig. 21 – Typical Diode EREC vs. IF
Tj = 125ºC
IF = (A)
Fig. 23 – Typical Gate Charge vs. VGE
IC = 50A; L = 600
µH; VCC = 600V
QG = (nC)
Fig. 22 – Typical Capacitance vs. VCE
VGE = 0V; f = 1MHz
VCE = (V)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com