| データシートサーチシステム |
|
STR750FV2 データシート(PDF) 12 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STR750FV2 データシート(HTML) 12 Page - STMicroelectronics |
|
12 / 81 page ![]() Pin Description STR750Fxx STR751Fxx STR752Fxx STR755Fxx 12/81 4 Pin Description Figure 2. LQFP100 Pinout 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 ADC_IN13 / P1.12 ADC_IN0 / TIM2_OC1/ P0.02 MCO / TIM0_TI1 / P0.01 BOOT0 / TIM0_OC1 / P0.00 TIM1_TI2 / P0.31 TIM1_OC2 / P0.30 ADC_IN8 / TIM1_TI1 / P0.29 TIM1_OC1 / P0.28 TEST VSS_IO ADC_IN6 / UART1_RTS / P0.23 TIM2_OC1/ P2.04 UART1_RTS / P2.03 P2.02 ADC_IN5 / UART1_CTS / P0.22 UART1_TX / P0.21 UART1_RX / P0.20 JTMS / P1.19 JTCK / P1.18 JTDO / P1.17 JTDI / P1.16 NJTRST P2.01 P2.00 UART0_RTS / RTCK / P0.13 VREG_DIS VSS_IO VSSA_ADC P2.10 P2.11 VDDA_ADC VDD_IO P1.02 / TIM2_OC2 P1.03 / TIM2_TI2 USB_DP USB_DN P0.14 / CAN_RX P0.15 / CAN_TX P2.12 P2.13 P1.15 / WKP_STDBY NRSTIN NRSTOUT XRTC2 XRTC1 V18BKP VSSBKP VSS18 V18REG P2.14 LQFP100 V18BKP I/Os = 16 A/D input channels = 15 External interrupts / Wake-up Lines |