| データシートサーチシステム |
|
MAS9188 データシート(PDF) 8 Page - Micro Analog systems |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MAS9188 データシート(HTML) 8 Page - Micro Analog systems |
|
8 / 10 page ![]() DA9188.002 23 February 2005 8 (10) Dimension Min/Max Unit Ao 6.70 ±0.10 mm Bo 6.90 ±0.10 mm Do 1.50 +0.1/-0.0 mm E 1.75 mm F 7.50 ±0.10 mm Ko 1.30 ±0.10 mm Po 4.0 mm P1 12.0 ±0.10 mm P2 2.0 ±0.05 mm T 0.3 ±0.05 mm W 16.00 +0.30/-0.10 mm |