| データシートサーチシステム |
|
811 データシート(PDF) 13 Page - France Joint |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
811 データシート(HTML) 13 Page - France Joint |
|
13 / 21 page ![]() EN-TETE CONTINU EN-TETE CONTINU Part number Shaft diameter Ød1 min Shaft diameter Ød1 max Shaft diameter Ød1 Outside diameter ØD Height H1 Height H2 Width L1 811.1100101 109.78 110.01 110.01 124.99 11.38 14.96 32.94 811.1111302 111.00 111.20 111.13 120.65 20.65 25.40 41.91 811.1119901 111.79 111.99 111.99 120.65 19.05 22.50 33.02 811.1127302 112.62 112.83 112.73 122.25 25.40 29.01 33.35 811.1143002 114.20 114.40 114.30 123.19 20.65 25.40 31.75 811.1150102 114.88 115.09 115.01 127.00 20.65 23.83 31.75 811.1174801 117.37 117.58 117.48 127.00 11.13 15.88 34.93 811.1174802 117.37 117.58 117.48 128.60 25.40 31.75 34.93 811.1190802 119.00 119.20 119.08 128.60 20.65 25.40 34.93 811.1199908 119.89 120.09 119.99 129.79 8.00 11.00 33.60 811.1199901 119.89 120.09 119.99 129.79 19.99 24.99 32.00 811.1206501 120.55 120.75 120.65 127.00 12.70 19.05 38.10 811.1220001 121.89 122.10 122.00 131.50 19.99 24.00 32.00 811.1230101 122.91 123.11 123.01 132.82 19.99 24.99 31.60 811.1238301 123.72 123.93 123.83 133.35 15.88 19.05 36.53 811.1249901 124.89 125.10 124.99 137.16 10.01 14.00 36.53 811.1249902 124.89 125.10 124.99 137.16 26.01 32.00 36.53 811.1270002 124.89 125.10 127.00 136.91 20.65 25.40 36.53 811.1270001 126.95 127.15 127.00 137.16 13.72 17.30 36.53 811.1280002 127.80 128.00 128.00 135.26 29.21 34.27 40.30 811.1299001 129.79 130.00 129.90 139.52 19.05 23.83 30.00 811.1300002 129.97 130.18 130.00 139.52 22.00 25.30 32.51 811.1301802 130.05 130.25 130.18 139.70 20.65 25.40 31.75 811.1333502 133.25 133.45 133.35 141.22 20.65 25.40 31.75 811.1349002 134.80 135.00 134.90 145.67 20.50 25.40 31.75 811.1365302 136.42 136.63 136.53 149.23 20.65 25.40 31.75 811.1381303 138.02 138.23 138.13 146.05 38.10 42.88 47.63 811.1390901 138.99 139.19 139.09 149.86 14.30 19.05 31.34 811.1397001 139.65 139.85 139.70 150.83 13.16 17.91 31.75 811.1397002 139.65 139.85 139.70 150.83 20.65 25.40 31.75 811.1400002 139.90 140.11 140.00 151.00 20.50 25.40 31.75 811.1428802 142.77 142.98 142.88 157.18 22.23 25.40 46.02 811.1450101 144.75 145.01 145.01 154.94 19.05 22.23 46.02 811.1456401 145.44 145.64 145.64 154.94 14.30 19.05 49.23 811.1460502 145.95 146.15 146.05 156.97 20.65 25.40 44.45 811.1492302 149.12 149.33 149.23 157.18 25.40 31.75 33.35 811.1499902 149.76 150.01 149.99 159.00 26.01 30.00 32.51 811.1508302 150.72 150.93 150.83 161.93 25.40 28.58 47.63 811.1524001 152.27 152.48 152.40 161.54 12.70 19.05 44.45 811.1524002 152.27 152.48 152.40 161.93 25.40 31.75 44.45 811.1540002 153.87 154.13 154.00 161.93 26.01 30.00 32.99 811.1548602 154.74 154.99 154.86 167.01 26.01 30.00 32.99 811.1575602 157.43 157.68 157.56 168.28 20.65 27.00 44.45 811.1587502 158.62 158.88 158.75 168.28 26.19 31.75 44.45 811.1599902 159.74 159.99 159.99 171.45 25.40 31.75 34.93 811.1651002 164.97 165.23 165.10 177.80 25.40 31.75 34.93 811.1698803 169.75 170.00 169.88 182.58 31.75 38.00 44.45 811.1714502 171.32 171.58 171.45 180.98 20.65 27.00 44.45 811.1750102 174.75 175.01 175.01 186.99 27.99 32.00 35.00 811.1778002 177.67 177.93 177.80 189.87 25.40 31.75 42.88 811.1800103 179.76 180.01 180.01 190.50 32.99 38.00 44.50 811.1841503 184.00 184.25 184.15 197.10 31.75 38.10 55.25 811.1848603 184.73 184.99 184.86 197.10 32.00 38.00 54.99 811.1893102 189.08 189.33 189.31 199.64 20.65 25.40 31.75 811.1905002 190.37 190.63 190.50 200.03 20.65 25.40 31.75 811.1968502 196.72 196.98 196.85 210.06 25.40 33.35 47.63 811.2000303 199.87 200.13 200.03 212.73 34.52 38.10 44.45 811.2016302 201.50 201.75 201.63 212.73 25.40 31.75 44.45 811.2032002 203.07 203.33 203.20 212.73 25.40 31.75 44.45 www.francejoint.com SLEEVES | BECA 811 13 |