データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MEGA2560-R3 データシート(PDF) 4 Page - AG Electronica

部品番号 MEGA2560-R3
部品情報  TARJETA COMPATIBLE CON ARDUINO MEGA 2560
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AGELECTRONICA [AG Electronica]
ホームページ  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica

MEGA2560-R3 データシート(HTML) 4 Page - AG Electronica

  MEGA2560-R3 Datasheet HTML 1Page - AG Electronica MEGA2560-R3 Datasheet HTML 2Page - AG Electronica MEGA2560-R3 Datasheet HTML 3Page - AG Electronica MEGA2560-R3 Datasheet HTML 4Page - AG Electronica MEGA2560-R3 Datasheet HTML 5Page - AG Electronica  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
Ejemplo de aplicación de la tarjeta con un sensor de presión atmosferica
(OKY3062-4)
Materiales Necesarios:
Tarjeta MEGA2560-R3
Sensor de presión atmosférica OKY3062-4 (BMP180 o BMP085) se puede
adquirir en el siguiente enlace:
https://www.agelectronica.com/detalle.php?p=OKY3062-4
Cables de conexión
Conexiones del Sensor BMP180/BMP085:
VCC a 5V en la MEGA2560-R3
GND a GND en la MEGA2560-R3
SCL a Pin 21 (SCL) en la MEGA2560-R3
SDA a Pin 20 (SDA) en la MEGA2560-R3
Código de Ejemplo
Este código utiliza la biblioteca Adafruit BMP085/BMP180 para leer datos del
sensor. Instala las bibliotecas necesarias desde el Administrador de Bibliotecas en
el IDE de Arduino:
Adafruit BMP085 Unified
Adafruit Sensor
Código:
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BMP085_U.h>
// Crear una instancia del sensor BMP085/BMP180
Adafruit_BMP085_Unified bmp = Adafruit_BMP085_Unified(10085);
void setup() {
Serial.begin(9600);
// Iniciar comunicación con el sensor
if (!bmp.begin()) {
Serial.print("No se encontró el sensor BMP085/BMP180");
while (1);
}
}
void loop() {



Html Pages

1 2 3 4 5