データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CAT93C76 データシート(PDF) 7 Page - Catalyst Semiconductor

部品番号 CAT93C76
部品情報  8K-Bit Microwire Serial EEPROM
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CATALYST [Catalyst Semiconductor]
ホームページ  http://www.catalyst-semiconductor.com
Logo CATALYST - Catalyst Semiconductor

CAT93C76 データシート(HTML) 7 Page - Catalyst Semiconductor

Back Button CAT93C76_07 Datasheet HTML 3Page - Catalyst Semiconductor CAT93C76_07 Datasheet HTML 4Page - Catalyst Semiconductor CAT93C76_07 Datasheet HTML 5Page - Catalyst Semiconductor CAT93C76_07 Datasheet HTML 6Page - Catalyst Semiconductor CAT93C76_07 Datasheet HTML 7Page - Catalyst Semiconductor CAT93C76_07 Datasheet HTML 8Page - Catalyst Semiconductor CAT93C76_07 Datasheet HTML 9Page - Catalyst Semiconductor CAT93C76_07 Datasheet HTML 10Page - Catalyst Semiconductor CAT93C76_07 Datasheet HTML 11Page - Catalyst Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 13 page
background image
CAT93C76 (Rev. A)
© Catalyst Semiconductor, Inc.
7
Doc. No. MD-1090 Rev. B
Characteristics subject to change without notice
Figure 5. EWEN/EWDS Instruction Timing
Figure 6. ERAL Instruction Timing
Figure 7. WRAL Instruction Timing
SK
CS
DI
STANDBY
10
0
*
* ENABLE=11
DISABLE=00
SK
CS
DI
DO
STANDBY
tCS
HIGH-Z
HIGH-Z
10
1
BUSY
READY
STATUS VERIFY
tSV
tHZ
tEW
00
STATUS VERIFY
SK
CS
DI
DO
STANDBY
HIGH-Z
10
1
BUSY
READY
tSV
tHZ
tEW
tCSMIN
DN
D0
0
0



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com