| データシートサーチシステム |
|
HT6014 データシート(PDF) 8 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT6014 データシート(HTML) 8 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
8 / 13 page ![]() Application Circuits HT6010/HT6012/HT6014 Rev. 1.20 8 September 9, 2003 T r a n s m i t t e r C i r c u i t H T 6 0 1 0 A 0 A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 V S S V D D D O U T O S C 2 O S C 1 T E A D 1 1 A D 1 0 A D 9 A D 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 8 1 7 1 6 1 5 1 4 1 3 1 2 1 1 1 0 R O S C V D D T r a n s m i t t e r C i r c u i t H T 6 0 1 2 A 0 A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 V S S V D D D O U T O S C 2 O S C 1 L E D D 1 1 D 1 0 A 9 A 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 8 1 7 1 6 1 5 1 4 1 3 1 2 1 1 1 0 R O S C V D D R T r a n s m i t t e r C i r c u i t H T 6 0 1 4 A 0 A 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 V S S V D D D O U T O S C 2 O S C 1 L E D D 1 1 D 1 0 D 9 D 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 8 1 7 1 6 1 5 1 4 1 3 1 2 1 1 1 0 R O S C V D D R |