| データシートサーチシステム |
|
HT614 データシート(PDF) 8 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT614 データシート(HTML) 8 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
8 / 12 page ![]() 20-pin DIP (300mil) Outline Dimensions Symbol Dimensions in mil Min. Nom. Max. A 1020 ¾ 1045 B 240 ¾ 260 C 125 ¾ 135 D 125 ¾ 145 E16 ¾ 20 F50 ¾ 70 G ¾ 100 ¾ H 295 ¾ 315 I 335 ¾ 375 a 0 °¾ 15 ° HT604L/HT614/HT692 Rev. 1.10 8 January 24, 2003 2 0 1 1 1 1 0 = A B C D E . G H I |