| データシートサーチシステム |
|
SC600CIMSTRT データシート(PDF) 8 Page - Semtech Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SC600CIMSTRT データシート(HTML) 8 Page - Semtech Corporation |
|
8 / 19 page ![]() 8 © 2006 Semtech Corp. www.semtech.com POWER MANAGEMENT SC600 Applications Information (Cont.) Input Power of SC600 A&C Output Current = 60mA Input Power of SC600 B&D Output Current = 120mA 250.00 300.00 350.00 400.00 450.00 500.00 550.00 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 Input Voltage[V] SC600A 5.0V & SC600B 4.5V SC600C 4.5V & SC600D 4.0V Input Voltage[V] 500.00 550.00 600.00 650.00 700.00 750.00 800.00 850.00 900.00 950.00 1000.00 3.00 3.10 3.20 3.30 3.40 3.50 3.60 3.70 3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 Input Voltage[V] SC600B 4.5V SC600D 4.0V |