| データシートサーチシステム |
|
HT46RB50 データシート(PDF) 49 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT46RB50 データシート(HTML) 49 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
49 / 53 page ![]() 48-pin SSOP (300mil) Outline Dimensions Symbol Dimensions in mil Min. Nom. Max. A 395 ¾ 420 B 291 ¾ 299 C8 ¾ 12 C ¢ 613 ¾ 637 D85 ¾ 99 E ¾ 25 ¾ F4 ¾ 10 G25 ¾ 35 H4 ¾ 12 a 0 °¾ 8 ° HT46RB50 Rev. 1.20 49 November 1, 2006 4 8 1 2 5 2 4 A B C D F C ' G H a E |