データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

REF5010IDGK データシート(PDF) 39 Page - Texas Instruments

部品番号 REF5010IDGK
部品情報  REF50xx Low-Noise, Very Low Drift, Wide VIN Precision Voltage Reference
PDF  49 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TI [Texas Instruments]
ホームページ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

REF5010IDGK データシート(HTML) 39 Page - Texas Instruments

Back Button REF5010IDGK Datasheet HTML 35Page - Texas Instruments REF5010IDGK Datasheet HTML 36Page - Texas Instruments REF5010IDGK Datasheet HTML 37Page - Texas Instruments REF5010IDGK Datasheet HTML 38Page - Texas Instruments REF5010IDGK Datasheet HTML 39Page - Texas Instruments REF5010IDGK Datasheet HTML 40Page - Texas Instruments REF5010IDGK Datasheet HTML 41Page - Texas Instruments REF5010IDGK Datasheet HTML 42Page - Texas Instruments REF5010IDGK Datasheet HTML 43Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 39 / 49 page
background image
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com
16-Dec-2024
Device
Package
Type
Package
Drawing
Pins
SPQ
Reel
Diameter
(mm)
Reel
Width
W1 (mm)
A0
(mm)
B0
(mm)
K0
(mm)
P1
(mm)
W
(mm)
Pin1
Quadrant
REF5025IDGKT
VSSOP
DGK
8
250
180.0
12.4
5.3
3.4
1.4
8.0
12.0
Q1
REF5025IDR
SOIC
D
8
2500
330.0
12.4
6.4
5.2
2.1
8.0
12.0
Q1
REF5030AIDGKR
VSSOP
DGK
8
2500
330.0
12.4
5.3
3.4
1.4
8.0
12.0
Q1
REF5030AIDGKT
VSSOP
DGK
8
250
180.0
12.4
5.3
3.4
1.4
8.0
12.0
Q1
REF5030AIDR
SOIC
D
8
2500
330.0
12.4
6.4
5.2
2.1
8.0
12.0
Q1
REF5030IDGKR
VSSOP
DGK
8
2500
330.0
12.4
5.3
3.4
1.4
8.0
12.0
Q1
REF5030IDGKT
VSSOP
DGK
8
250
180.0
12.4
5.3
3.4
1.4
8.0
12.0
Q1
REF5030IDR
SOIC
D
8
2500
330.0
12.4
6.4
5.2
2.1
8.0
12.0
Q1
REF5040AIDGKR
VSSOP
DGK
8
2500
330.0
12.4
5.3
3.4
1.4
8.0
12.0
Q1
REF5040AIDGKT
VSSOP
DGK
8
250
180.0
12.4
5.3
3.4
1.4
8.0
12.0
Q1
REF5040AIDR
SOIC
D
8
2500
330.0
12.4
6.4
5.2
2.1
8.0
12.0
Q1
REF5040IDGKR
VSSOP
DGK
8
2500
330.0
12.4
5.3
3.4
1.4
8.0
12.0
Q1
REF5040IDGKT
VSSOP
DGK
8
250
180.0
12.4
5.3
3.4
1.4
8.0
12.0
Q1
REF5040IDR
SOIC
D
8
2500
330.0
12.4
6.4
5.2
2.1
8.0
12.0
Q1
REF5045AIDGKR
VSSOP
DGK
8
2500
330.0
12.4
5.3
3.4
1.4
8.0
12.0
Q1
REF5045AIDGKT
VSSOP
DGK
8
250
180.0
12.4
5.3
3.4
1.4
8.0
12.0
Q1
REF5045AIDR
SOIC
D
8
2500
330.0
12.4
6.4
5.2
2.1
8.0
12.0
Q1
REF5045IDGKR
VSSOP
DGK
8
2500
330.0
12.4
5.3
3.4
1.4
8.0
12.0
Q1
REF5045IDGKT
VSSOP
DGK
8
250
180.0
12.4
5.3
3.4
1.4
8.0
12.0
Q1
REF5045IDR
SOIC
D
8
2500
330.0
12.4
6.4
5.2
2.1
8.0
12.0
Q1
REF5050AIDGKR
VSSOP
DGK
8
2500
330.0
12.4
5.3
3.4
1.4
8.0
12.0
Q1
REF5050AIDGKT
VSSOP
DGK
8
250
180.0
12.4
5.3
3.4
1.4
8.0
12.0
Q1
REF5050AIDR
SOIC
D
8
2500
330.0
12.4
6.4
5.2
2.1
8.0
12.0
Q1
REF5050EIDR
SOIC
D
8
3000
330.0
12.4
6.4
5.2
2.1
8.0
12.0
Q1
REF5050IDGKR
VSSOP
DGK
8
2500
330.0
12.4
5.3
3.4
1.4
8.0
12.0
Q1
REF5050IDGKT
VSSOP
DGK
8
250
180.0
12.4
5.3
3.4
1.4
8.0
12.0
Q1
REF5050IDR
SOIC
D
8
2500
330.0
12.4
6.4
5.2
2.1
8.0
12.0
Q1
Pack Materials-Page 2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49