| データシートサーチシステム |
|
STCF02PNR データシート(PDF) 17 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STCF02PNR データシート(HTML) 17 Page - STMicroelectronics |
|
17 / 19 page ![]() STCF02 Package mechanical data 17/19 DIM. mm. mils MIN. TYP MAX. MIN. TYP. MAX. A 0.8 0.9 1.0031.535.439.4 A1 0.02 0.05 0.8 2.0 A2 0.65 1.00 25.6 39.4 A3 0.25 9.8 b 0.18 0.23 0.30 7.1 9.1 11.8 D 3.875 4.00 4.125 152.6 157.5 162.4 D2 0.75 1.7 2.25 29.5 66.9 88.6 E 3.875 4.00 4.125 152.6 157.5 162.4 E2 0.75 1.7 2.25 29.5 66.9 88.6 e 0.450.500.5517.719.721.7 L 0.350.550.7513.821.725.9 ddd 0.08 3.1 QFN20 (4x4) MECHANICAL DATA 7169619-D |