| データシートサーチシステム |
|
SC4603IMSTRT データシート(PDF) 14 Page - Semtech Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SC4603IMSTRT データシート(HTML) 14 Page - Semtech Corporation |
|
14 / 16 page ![]() 14 2004 Semtech Corp. www.semtech.com SC4603 POWER MANAGEMENT m e t Iy t Qe c n e r e f e Re u l a Vr e r u t c a f u n a M /. o N t r a P 11 1 CF p 0 5 1 21 2 CF p 0 2 8 31 3 CF u 7 . 4 41 7 CF u 0 5 1P S , V 3 . 6 : N / P . c i n o s a n a P 51 9 CF p 0 2 8 63 4 C , 1 1 C , 0 1 C0 1 2 1 , F u 2 2M 6 2 2 J 0 R 5 X 5 2 2 3 C : N / P K D T 71 4 1 CF n 3 3 81 1 LH u 1 . 1 91 1 M8 - 0 S , P T E F S O M5 7 3 6 S D F : N / P d li h c r i a F 0 11 2 M8 - 0 S , N T E F S O MA 0 8 6 6 S D F : N / P d li h c r i a F 1 11 T Rk 1 2 2 11 1 Rk 0 2 3 11 2 Rk 2 3 . 3 4 11 7 Rk 3 1 5 11 8 R4 0 6 6 12 6 R , 5 R1 7 11 5 1 R1 8 11 3 Rk 4 9 . 2 9 11 9 Rk 9 4 . 6 0 21 1 U3 0 6 4 C ST R T S M I 3 0 6 4 C S : N / P h c e t m e S : s t n e n o p m o c y e K h c e t m e S , 3 0 6 4 C S : 1 U d li h c r i a F , 8 - O S , 5 7 3 6 S D F : 1 M d li h c r i a F , 8 - O S , A 0 8 6 6 S D F : 2 M . c i n o s a n a P , H 1 R 1 F 6 P Q T E H u 1 . 1 ,r o t c u d n i r e w o p T M S : 1 L . e g a k c a p 3 0 6 0 D M S n i e r a s r o ti c a p a c d n a s r o t s i s e r ll a , d e if i c e p s s s e l n U % 0 2 - / + e r a s r o ti c a p a c ll a d n a % 1 - / + e r a s r o t s i s e R Bill of Materials - 3.3V to 1.5V @ 5A |